| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
S5D3 Fiches technique(PDF) 20 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S5D3 Fiches technique(HTML) 20 Page - Renesas Technology Corp |
|
20 / 89 page ![]() R01DS0328EU0120 Rev.1.20 Page 20 of 89 Dec 13, 2023 S5D3 Datasheet 1. Overview B1 52 34 34 CLKOUT/T DO/SWO - P109 - - GTOVUP GTIOC1 A_A -CTX1 - TXD9/MO SI9/SDA9 -MOSIB_ B - - --- C3 53 35 35 TDI IRQ3 P110 - - GTOVLO GTIOC1 B_A - CRX1 CTS2_RT S2/SS2 RXD9/MIS O9/SCL9 -MISOB_ B - - - VCOUT - D3 54 36 36 - IRQ4 P111 A05 - - GTIOC3 A_A - - SCK2 SCK9 - RSPCK B_B - - --- C1 55 37 37 - - P112 A04 - - GTIOC3 B_A -- TXD2/MO SI2/SDA2 SCK1 - SSLB0_ B SSIBCK 0_B - --- E5 56 - - - - P113 A03 - - GTIOC2 A - - RXD2/MIS O2/SCL2 -- - SSILRC K0/SSIF S0_B - --- D2 57 - - - - P114 A02 - - GTIOC2 B - - --- - SSIRXD 0_B - --- E4 58 - - - - P115 A01 - - GTIOC4 A - - --- - SSITXD 0_B - --- D1 59 - - - - P608 A00 - - GTIOC4 B - - --- - - - - - - E3 60 - - - - P609 CS1 - - GTIOC5 A - CTX1 --- - - - - - - E2 61 - - - - P610 CS0 - - GTIOC5 B - CRX1 - - - - - - - - - E1 62 38 38 VCC - - - - - - - - - - - - - - - - - F2 63 39 39 VSS - - - - - - - - - - - - - - - - - F1 64 40 40 VCL - - - - - - - - - - - - - - - - - F3 65 - - - - P602 EBCL K -- GTIOC7 B - - - TXD9 - - - - --- F4 66 - - - - P601 WR0 - - GTIOC6 A - - - RXD9 - - - - --- F5 67 - - CLKOUT/ CACREF - P600 RD - - GTIOC6 B - - - SCK9 - - - - --- G3 68 41 41 - KR07 P107 D07[A 07/D0 7] AGTOA0 - GTIOC8 A -- CTS8_RT S8/SS8 - - QIO3 - - - - - G2 69 42 42 - KR06 P106 D06[A 06/D0 6] AGTOB0 - GTIOC8 B - - SCK8 - - SSLA3_ A/QIO2 - - --- G1 70 43 43 - IRQ0/K R05 P105 D05[A 05/D0 5] - GTETRGA GTIOC1 A -- TXD8/MO SI8/SDA8 - - SSLA2_ A/QIO1 - - --- H1 71 44 44 - IRQ1/K R04 P104 D04[A 04/D0 4] - GTETRGB GTIOC1 B - - RXD8/MIS O8/SCL8 - - SSLA1_ A/QIO0 - - --- H3 72 45 45 - KR03 P103 D03[A 03/D0 3] -GTOWUP GTIOC2 A_A - CTX0 CTS0_RT S0/SS0 - - SSLA0_ A - - --- J1 73 46 46 - KR02 P102 D02[A 02/D0 2] AGTO0 GTOWLO GTIOC2 B_A - CRX0 SCK0 - - RSPCK A_A -- ADTRG0 - - H2 74 47 47 - IRQ1/K R01 P101 D01[A 01/D0 1] AGTEE0 GTETRGB GTIOC5 A -- TXD0/MO SI0/SDA0 CTS1_RT S1/SS1 SDA1_ B MOSIA_ A - - --- H4 75 48 48 - IRQ2/K R00 P100 D00[A 00/D0 0] AGTIO0 GTETRGA GTIOC5 B - - RXD0/MIS O0/SCL0 SCK1 SCL1_ B MISOA_ A - - --- K1 76 49 49 - - P500 - AGTOA0 GTIU GTIOC11 A -USB_V BUSEN --- QSPCL K -SD1CLK _A AN016 IVREF0 - J2 77 50 50 - IRQ11 P501 - AGTOB0 GTIV GTIOC11 B -USB_O VRCUR A --- QSSL - SD1CMD _A AN116 IVREF1 - K2 78 - - - IRQ12 P502 - - GTIW GTIOC12 A -USB_O VRCUR B - - - QIO0 - SD1DAT 0_A AN017 IVCMP0 - G4 79 - - - - P503 - - GTETRGC GTIOC12 B -USB_E XICEN - - - QIO1 - SD1DAT 1_A AN117 - - G5 80 - - - - P504 ALE - GTETRGD - - USB_ID - - - QIO2 - SD1DAT 2_A AN018 - - G6 81 - - - - P508 - - - - - - - - - - - SD1DAT 3_A AN020 - - K3 82 51 51 VCC - - - - - - - - - - - - - - - - - J3 83 52 52 VSS - - - - - - - - - - - - - - - - - J4 84 53 53 - IRQ13 P015 - - - - - - - - - - - - AN006/A N106 DA1/ IVCMP1 - K4 85 54 54 - - P014 - - - - - - - - - - - - AN005/A N105 DA0/ IVREF3 - J5 86 55 55 VREFL - - - - - - - - - - - - - - - - - K5 87 56 56 VREFH - - - - - - - - - - - - - - - - - H5 88 57 57 AVCC0 - - - - - - - - - - - - - - - - - H6 89 58 58 AVSS0 - - - - - - - - - - - - - - - - - J6 90 59 59 VREFL0 - - - - - - - - - - - - - - - - - K6 91 60 60 VREFH0 - - - - - - - - - - - - - - - - - J7 92 - - - IRQ12- DS P008 - - - - - - - - - - - - AN003 - - H7 93 - - - - P007 - - - - - - - - - - - - PGAVSS1 00/AN107 -- G7 94 - - - IRQ11- DS P006 - - - - - - - - - - - - AN102 IVCMP2 - K7 95 - - - IRQ10- DS P005 - - - - - - - - - - - - AN101 IVCMP2 - J8 96 --- IRQ9- DS P004 - - - - - - - - - - - - AN100 IVCMP2 - H8 97 61 61 - - P003 - - - - - - - - - - - - PGAVSS0 00/AN007 -- K8 98 62 62 - IRQ8- DS P002 - - - - - - - - - - - - AN002 IVCMP2 - Pin number Timers Communication interfaces Analog HMI |