Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RZ/T2M Fiches technique(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp

No de pièce RZ/T2M
Description  RZ Arm-based High-end 32 & 64-bit MPUs
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RZ/T2M Fiches technique(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp

Back Button RZ/T2M Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp RZ/T2M Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 128 page
background image
Table 1.18
List of pins and pin functions (320-pin FBGA) (2 of 10)
Pin
number
I/O power
domain
Power supply
clock system
control
I/O
port
Bus
Timer (MTU3, POE3,
GPT / POEG, CMTW,
RTC)
Communication (SCI, IIC,
GMAC, ETHSW, ESC, USB,
CANFD, SPI, xSPI)
DSMIF
Interrupt ADC12
Encoder
I/F
A10
—
MDV1
P20_2
—
—
DE3 / ETHSW_TDMAOUT1 /
ESC_LEDRUN /
ESC_LEDSTER
—
—
—
—
A11
—
VSS
—
—
—
—
—
—
—
—
A12
—
—
—
—
—
—
—
—
AN114
—
A13
—
—
—
—
—
—
—
—
AN113
—
A14
—
—
—
—
—
—
—
—
AN108
—
A15
—
—
—
—
—
—
—
—
AN106
—
A16
—
—
—
—
—
—
—
—
AN104
—
A17
—
—
—
—
—
—
—
—
AN103
—
A18
—
—
—
—
—
—
—
—
AN002
—
A19
—
—
—
—
—
—
—
—
AN004
—
A20
—
VSS
—
—
—
—
—
—
—
—
B1
VCC1833_2
—
P00_2
D28 / RD#
MTIC5V
TXD2 / SDA2 / MOSI2 /
ETH2_TXEN / USB_OVRCUR
—
—
—
—
B2
VCC1833_2
—
P00_0
D26 / D15
—
SCK2 / ETH2_RXD3
—
—
—
—
B3
VCC1833_2
—
P23_7
D22 / D11 / BS
MTIOC0A /
GTETRGA
SCK1 / ETH2_RXD0
MCLK
4
—
—
ENCIF12
B4
—
—
P23_2
D17 / WE1# /
DQMLU
MTCLKB
—
—
IRQ8
—
—
B5
—
—
P22_5
D12
—
CTS4#
—
—
—
—
B6
—
TRACEDATA7
P22_0
D7
MTIOC7D /
GTIOC17B
DE5
MDAT
3
IRQ15
—
—
B7
—
TRACEDATA6
P21_7
D6 / DREQ
MTIOC7C /
GTIOC17A
DE0
MCLK
3
IRQ10
—
—
B8
—
TRACEDATA2
P21_3
D2
MTIOC6C /
GTIOC15A
TXD5 / SDA5 / MOSI5 /
SPI_SSL33
MCLK
1
—
—
ENCIF7
B9
—
TRACEDATA0
P21_1
D0
MTIOC6A /
GTIOC14A /
CMTW0_TIC0
SCK5 / IIC_SCL1 / SPI_SSL20
MCLK
0
—
—
ENCIF5
B10
—
MDV3
P20_4
—
—
ETHSW_TDMAOUT3 /
ESC_LINKACT1
—
—
—
—
B11
—
VSS
—
—
—
—
—
—
—
—
B12
—
—
—
—
—
—
—
—
AN112
—
B13
—
—
—
—
—
—
—
—
AN110
—
B14
—
—
—
—
—
—
—
—
AN107
—
B15
—
—
—
—
—
—
—
—
AN105
—
B16
—
—
—
—
—
—
—
—
AN101
—
B17
—
—
—
—
—
—
—
—
AN000
—
B18
—
—
—
—
—
—
—
—
AN006
—
B19
—
—
—
—
—
—
—
—
AN007
—
B20
—
—
P20_0
—
MTIOC7D / GTIOC7B —
—
—
—
—
C1
VCC1833_2
—
P00_7
RAS#
MTIOC4A / GTIOC2A
—
—
IRQ13
—
—
C2
VCC1833_2
—
P00_3
D29 / RD/WR#
MTIC5W
SS2# / CTS2# /
RTS2# / ETH2_REFCLK /
RMII2_REFCLK
—
IRQ1
—
—
C3
VCC1833_2
—
P24_1
D24 / D13 /
CAS#
MTIOC0C / POE8# /
GTETRGC
ETH2_RXCLK
MCLK
5
—
—
ENCIF14
C4
VCC1833_2
—
P24_0
D23 / D12 /
CKE / DREQ
MTIOC0B /
GTETRGB
RXD1 / SCL1 / MISO1 /
ETH2_RXD1
MDAT
4
—
—
ENCIF13
C5
—
—
P23_4
D19 / CS5#
MTCLKD
—
—
—
—
—
C6
—
—
P22_7
D14
—
SCK0 / IIC_SDA1
—
—
—
—
C7
—
TRACECTL
P22_1
D8
POE4#
SS4# / CTS4# / RTS4# /
ESC_LINKACT2
—
—
—
—
RZ/T2M Datasheet
1. Overview
R01DS0383EJ0130 Rev.1.30
Mar 13, 2026
Page 21 of 128