| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GW-P9LR33-CM Fiches technique(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GW-P9LR33-CM Fiches technique(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
2 / 24 page ![]() 2017-11-30 2 Version 1.2 GW P9LR33.CM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 23 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 23 Bestellnummer I F = 150 mA [K] ΦV [lm] GW P9LR33.CM-NTNU-XX58-1 2700 390 ... 450 Q65112A4774 GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 3000 390 ... 450 Q65112A4775 GW P9LR33.CM-NUPP-XX56-1 3500 419 ... 484 Q65112A4773 GW P9LR33.CM-NUPP-XX55-1 4000 419 ... 484 Q65112A5192 GW P9LR33.CM-PPPQ-XX55-1 4000 450 ... 520 Q65112A4772 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 means that only one group NT, NU will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 means that only one forward voltage group 18,A8,J8,S8 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen NT, NU enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW P9LR33.CM-NTNU-XX57-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 18,A8,J8,S8 enthalten (siehe Seite 5). |