Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RA4M3 Fiches technique(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp

No de pièce RA4M3
Description  Renesas Microcontrollers
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RA4M3 Fiches technique(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp

Back Button RA4M3_V01 Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp RA4M3_V01 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 98 page
background image
Table 1.16
Pin list (3 of 4)
Power, System,
Clock, Debug,
CAC
I/O
ports
Ex. Interrupt
SCI/IIC/SPI/CAN/USBFS/QSPI/SSIE/
SDHI/MMC
GPT/AGT/RTC
ADC12/DAC12 CTSU
90
F4
62
39
D1
VCC
—
—
—
—
—
—
91
D4
63
40
F1
VSS
—
—
—
—
—
—
92
H4
64
41
E1
VCL
—
—
—
—
—
—
93
H3
—
—
—
—
P605
—
—
AGTO4
—
—
94
H2
—
—
—
—
P604
—
CTS9
AGTEE4
—
—
95
J3
—
—
—
—
P603
—
CTS9_RTS9/SS9
GTIOC7A/AGTIO4
—
—
96
J1
65
—
—
—
P602
—
TXD9/MOSI9/SDA9
GTIOC7B/AGTO3
—
—
97
J2
66
—
—
—
P601
—
RXD9/MISO9/SCL9
GTIOC6A/AGTEE3
—
—
98
K1
67
—
—
CACREF/CLKOUT
P600
—
SCK9
GTIOC6B/AGTIO3
—
—
99
J4
—
—
—
VCC
—
—
—
—
—
—
100
G4
—
—
—
VSS
—
—
—
—
—
—
101
K2
68
—
—
—
P107
—
—
AGTOA0
—
—
102
L1
69
42
D3
—
P106
—
—
AGTOB0
—
—
103
K3
70
43
E3
—
P105
IRQ0
—
GTETRGA/GTIOC1A/AGTO2
—
—
104
L2
71
44
F3
—
P104
IRQ1
QIO2
GTETRGB/GTIOC1B/AGTEE2
—
—
105
M1
72
45
F2
—
P103
—
CTS0_RTS0/SS0/CTX0/QIO3
GTOWUP/GTIOC2A/AGTIO2
—
—
106
L3
73
46
G3
—
P102
—
SCK0/CRX0/QIO0
GTOWLO/GTIOC2B/AGTO0
ADTRG0
—
107
M2
74
47
G2
—
P101
IRQ1
TXD0/MOSI0/SDA0/CTS1_RTS1/SS1/QIO1
GTETRGB/GTIOC5A/AGTEE0
—
—
108
N1
75
48
G1
—
P100
IRQ2
RXD0/MISO0/SCL0/SCK1/QSPCLK
GTETRGA/GTIOC5B/AGTIO0
—
—
109
N2
—
—
—
—
P800
—
CTS0
AGTOA4
—
—
110
N3
—
—
—
—
P801
—
—
AGTOB4
—
—
111
K4
—
—
—
VCC
—
—
—
—
—
—
112
K5
—
—
—
VSS
—
—
—
—
—
—
113
M3
76
49
H1
CACREF
P500
—
USB_VBUSEN/QSPCLK
GTIU/AGTOA0
AN116
—
114
M4
77
—
—
—
P501
IRQ11
USB_OVRCURA/QSSL
GTIV/AGTOB0
AN117
—
115
L4
78
—
—
—
P502
IRQ12
USB_OVRCURB/QIO0
GTIW/AGTOA2
AN118
—
116
L6
79
—
—
—
P503
—
USB_EXICEN/QIO1
GTETRGC/AGTOB2
AN119
—
117
N4
80
—
—
—
P504
—
USB_ID/QIO2
GTETRGD/AGTOA3
AN120
—
118
L5
81
—
—
—
P505
IRQ14
QIO3
AGTOB3
AN121
—
119
N5
—
—
—
—
P506
IRQ15
—
—
AN122
—
120
M5
—
—
—
—
P507
—
—
—
—
—
121
K6
82
50
D1
VCC
—
—
—
—
—
—
122
K7
83
51
F1
VSS
—
—
—
—
—
—
123
N6
84
52
H2
—
P015
IRQ13
—
—
AN013/DA1
—
124
M6
85
53
H3
—
P014
—
—
—
AN012/DA0
—
125
M7
86
54
G4
VREFL
—
—
—
—
—
—
126
N7
87
55
H4
VREFH
—
—
—
—
—
—
127
L7
88
56
F4
AVCC0
—
—
—
—
—
—
128
L8
89
57
F5
AVSS0
—
—
—
—
—
—
129
M8
90
58
G5
VREFL0
—
—
—
—
—
—
130
N8
91
59
H5
VREFH0
—
—
—
—
—
—
131
M9
—
—
—
—
P009
IRQ13-DS
—
—
AN009
—
132
K8
92
—
—
—
P008
IRQ12-DS
—
—
AN008
—
133
L9
93
—
—
—
P007
—
—
—
AN007
—
134
N9
94
—
—
—
P006
IRQ11-DS
—
—
AN006
—
135
L10
95
—
—
—
P005
IRQ10-DS
—
—
AN005
—
136
M10
96
60
G6
—
P004
IRQ9-DS
—
—
AN004
—
137
N10
97
61
H6
—
P003
—
—
—
AN003
—
138
M11
98
62
G7
—
P002
IRQ8-DS
—
—
AN002/AN102
—
RA4M3 Datasheet
1. Overview
R01DS0368EJ0150 Rev.1.50
Apr 25, 2025
Page 21 of 98



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98