| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HC646 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HC646 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 12 page ![]() SO24 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.10 0.20 0.004 0.007 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.013 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.012 C 0.50 0.020 c1 45 ° (typ.) D 15.20 15.60 0.598 0.614 E 10.00 10.65 0.393 0.420 e 1.27 0.05 e3 13.97 0.55 F 7.40 7.60 0.291 0.299 L 0.50 1.27 0.19 0.050 S8 ° (max.) L E e D e3 b 24 13 112 c1 s M74HC646/648 11/12 |