| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PD55015STR-E Fiches technique(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55015STR-E Fiches technique(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 22 page ![]() Common source s-parameter PD55025-E, PD55025S-E 14/22 7 Common source s-parameter 7.1 PD55025S (VDS = 12.5V ID = 500mA) Table 8. S-parameter 7.2 PD55025S (VDS = 12.5V ID = 1.5A) Table 9. S-parameter FREQ IS11I S11 ∠Φ IS21I S21 ∠Φ IS12I S12 ∠Φ IS22I S22 ∠Φ (MHz) 50 0.837 -162 13.33 89 0.018 -1 0.780 -168 100 0.846 -169 6.51 76 0.017 -12 0.803 -172 150 0.862 -171 4.15 66 0.016 -19 0.831 -172 200 0.878 -173 2.93 58 0.015 -26 0.859 -172 250 0.895 -174 2.20 51 0.013 -31 0.874 -172 300 0.910 -174 1.71 45 0.012 -36 0.886 -173 350 0.921 -175 1.36 40 0.010 -40 0.892 -173 400 0.932 -176 1.11 35 0.009 -42 0.897 -175 450 0.941 -177 0.92 31 0.008 -43 0.915 -176 500 0.946 -178 0.78 27 0.007 -44 0.932 -177 550 0.953 -178 0.66 24 0.006 -43 0.946 -178 600 0.957 -179 0.57 21 0.005 -42 0.964 -179 650 0.960 -180 0.50 18 0.004 -39 0.975 -178 700 0.964 180 0.44 16 0.004 -34 0.976 -179 750 0.966 179 0.39 14 0.003 -29 0.981 -179 800 0.968 178 0.95 12 0.002 -15 0.979 -179 850 0.970 178 0.31 10 0.002 -2 0.964 -179 900 0.971 177 0.28 8 0.002 16 0.960 180 950 0.972 177 0.26 6 0.002 34 0.953 179 1000 0.972 176 0.23 5 0.003 45 0.940 178 FREQ IS11I S11 ∠Φ IS21I S21 ∠Φ IS12I S12 ∠Φ IS22I S22 ∠Φ (MHz) 50 0.876 -164 13.87 90 0.013 1 0.823 -172 100 0.880 -172 6.87 79 0.012 -7 0.838 -175 150 0.887 -174 4.46 71 0.012 -13 0.855 -176 200 0.895 -175 3.22 64 0.011 -18 0.873 -175 250 0.905 -176 2.47 58 0.010 -22 0.879 -175 300 0.915 -176 1.96 52 0.009 -25 0.885 -175 350 0.922 -177 1.60 47 0.009 -28 0.886 -175 400 0.931 -178 1.32 42 0.008 -30 0.889 -177 450 0.938 -178 1.11 38 0.007 -31 0.906 -178 500 0.942 -179 0.95 34 0.006 -31 0.923 -179 550 0.948 -179 0.82 31 0.005 -30 0.937 -179 600 0.952 -180 0.71 28 0.005 -27 0.956 -179 650 0.954 180 0.63 25 0.004 -22 0.967 -179 700 0.959 179 0.55 22 0.003 -16 0.969 -179 750 0.961 178 0.49 20 0.003 -6 0.973 -179 800 0.963 178 0.45 17 0.003 3 0.970 -179 850 0.966 177 0.40 15 0.003 17 0.956 -180 900 0.967 177 0.36 13 0.003 27 0.952 179 950 0.968 176 0.33 11 0.003 38 0.945 179 1000 0.968 176 0.30 9 0.003 45 0.933 177 |