| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M74HC564 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC564 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 13 page ![]() SO20 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.10 0.20 0.004 0.007 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.013 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.012 C 0.50 0.020 c1 45 ° (typ.) D 12.60 13.00 0.496 0.512 E 10.00 10.65 0.393 0.419 e 1.27 0.050 e3 11.43 0.450 F 7.40 7.60 0.291 0.299 L 0.50 1.27 0.19 0.050 M 0.75 0.029 S8 ° (max.) P013L M54/M74HC564/574 11/13 |