| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M48Z128SH Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M48Z128SH Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 17 page ![]() M48Z128, M48Z128Y 12/17 Table 13. PMDIP32 - 32 pin Plastic Module DIP, Package Mechanical Data Symbol mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 9.27 9.52 0.365 0.375 A1 0.38 0.015 B 0.43 0.59 0.017 0.023 C 0.20 0.33 0.008 0.013 D 42.42 43.18 1.670 1.700 E 18.03 18.80 0.710 0.740 e1 2.29 2.79 0.090 0.110 e3 34.29 41.91 1.350 1.650 eA 14.99 16.00 0.590 0.630 L 3.05 3.81 0.120 0.150 S 1.91 2.79 0.075 0.110 N32 32 Figure 12. PMDIP32 - 32 pin Plastic Module DIP, Package Outline Drawing is not to scale. PMDIP A1 A L Be1 D E N 1 eA e3 S C |