| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M5482 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5482 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() M5482 8/10 PACKAGE MECHANICAL Table 5. PDIP20 - Mechanical Data Figure 10. PDIP20 - Package Dimensions Note: Drawing is not to scale Symbol millimeters inches Min Typ Max Min Typ Max a1 0.254 0.010 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.45 0.018 b1 0.25 0.010 D 25.4 1.000 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.1 0.280 i 3.93 0.155 L 3.3 0.130 Z 1.34 0.053 20 11 110 B e D Z b Z e3 b1 E |