Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M25P10-AVMP3T/Y Fiches technique(PDF) 10 Page - Numonyx B.V

No de pièce M25P10-AVMP3T/Y
Description  1 Mbit, serial Flash memory, 50 MHz SPI bus interface
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NUMONYX [Numonyx B.V]
Site Internet  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25P10-AVMP3T/Y Fiches technique(HTML) 10 Page - Numonyx B.V

Back Button M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 10Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 11Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 12Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 13Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3T/Y Datasheet HTML 14Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 51 page
background image
SPI modes
M25P10-A
10/51
Example: Cp = 50 pF, that is R*Cp = 5 µs <=> the application must ensure that the Bus
Master never leaves the SPI bus in the high impedance state for a time period shorter than
5µs.
Figure 4.
SPI modes supported
AI01438B
C
MSB
CPHA
D
0
1
CPOL
0
1
Q
C
MSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com