Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M25P10-AVMP6TG/X Fiches technique(PDF) 4 Page - Numonyx B.V

No de pièce M25P10-AVMP6TG/X
Description  1 Mbit, serial Flash memory, 50 MHz SPI bus interface
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NUMONYX [Numonyx B.V]
Site Internet  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25P10-AVMP6TG/X Fiches technique(HTML) 4 Page - Numonyx B.V

  M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP6TG/X Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 51 page
background image
List of tables
M25P10-A
4/51
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 2.
Protected area sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 3.
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 4.
Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 5.
Read identification (RDID) data-out sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 6.
Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 7.
Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 8.
Power-up timing and VWI threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 9.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 10.
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 11.
Data retention and endurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 12.
AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 13.
Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 14.
DC characteristics (device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 15.
DC characteristics (device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 16.
Instruction times (device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 17.
Instruction times (device grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 18.
AC characteristics (25 MHz operation, device grade 6 or 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 19.
AC characteristics (40 MHz operation, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 20.
AC characteristics (50 MHz operation, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 21.
SO8 narrow – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width,
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 22.
VFQFPN8 (MLP8) 8-lead very thin fine pitch quad flat package no lead,
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 23.
UFDFPN8 (MLP8) 8-lead ultra thin fine pitch dual flat package no lead,
2 x 3 mm package mechanical data47
Table 24.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 25.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51