Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

XP3P080N Fiches technique(PDF) 4 Page - YAGEO Corporation

No de pièce XP3P080N
Description  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  YAGEO [YAGEO Corporation]
Site Internet  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

XP3P080N Fiches technique(HTML) 4 Page - YAGEO Corporation

  XP3P080N Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation XP3P080N Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation XP3P080N Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation XP3P080N Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation XP3P080N Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation XP3P080N Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation XP3P080N Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation XP3P080N Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
XP3P080N
65mΩ
Fig 7. Gate Charge Characteristics
Fig 8. Typical Capacitance Characteristics
Fig 9. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance
Fig 11. Drain Current v.s. Ambient
Fig 12. Transfer Characteristics
Temperature
4
0
1
2
3
4
5
6
02
468
10
12
Q G , Total Gate Charge (nC)
I D = -3A
V DS = -15V
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
-V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
T A =25
o C
Single Pulse
100us
1ms
10ms
100ms
1s
DC
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t , Pulse Width (s)
0.01
0.05
0.1
0.2
Duty Factor=0.5
Single Pulse
PDM
Duty factor = t/T
Peak Tj = PDM x Rthja + Ta
t
T
Rthja = 300℃/W
0
400
800
1200
1600
1
5
9
13172125
293337
-V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
f=1.0MHz
C iss
C oss
C rss
0.02
0
1
2
3
4
5
25
50
75
100
125
150
T A , Ambient Temperature (
o C )
Operation in this area
limited by RDS(ON)
0
2
4
6
8
10
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
-V GS , Gate-to-Source Voltage (V)
T j =150
o C
T j =25
o C
V DS = -5V
T j = -55
o C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com