| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6285S Fiches technique(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6285S Fiches technique(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 16 page ![]() Be B1 D 22 21 42 1 e1 c E1 E e2 Gage Plane .015 0,38 e2 e3 E SDIP42 SDIP42 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.08 0.20 A1 0.51 0.020 A2 3.05 3.81 4.57 0.120 0.150 0.180 B 0.36 0.46 0.56 0.0142 0.0181 0.0220 B1 0.76 1.02 1.14 0.030 0.040 0.045 c 0.23 0.25 0.38 0.0090 0.0098 0.0150 D 37.85 38.10 38.35 1.490 1.50 1.510 E 15.24 16.00 0.60 0.629 E1 12.70 13.72 14.48 0.50 0.540 0.570 e 1.778 0.070 e1 15.24 ‘0.60 e2 18.54 0.730 e3 1.52 0.060 L 2.54 3.30 3.56 0.10 0.130 0.140 L6285 14/16 |