Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

H60N4D Fiches technique(PDF) 4 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

No de pièce H60N4D
Description  40V Single N-Channel MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

H60N4D Fiches technique(HTML) 4 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  H60N4D Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H60N4D Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H60N4D Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H60N4D Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H60N4D Datasheet HTML 5Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H60N4D Datasheet HTML 6Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
+86-769-22857832
huixin@hx kj.hk
Rev.01
Page 4 of 6
Figure 7:Gate-Charge Characteristics
Figure 8:Capacitance Characteristics
Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating
Figure 10: Single Pulse Power Rating
Area (Note F)
Junction-to-Case (Note F)
Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note F)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com