| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6221CD Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6221CD Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 15 page ![]() MULTIWATT15 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 D 1 0.039 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 22.1 22.6 0.870 0.890 L1 22 22.5 0.866 0.886 L2 17.65 18.1 0.695 0.713 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 M 4.2 4.3 4.6 0.165 0.169 0.181 M1 4.5 5.08 5.3 0.177 0.200 0.209 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075 0.102 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 L6221C-L6221CN-L6221CD 12/15 |