| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6204 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6204 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() POWERDIP-20 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.85 1.40 0.033 0.055 b 0.50 0.020 b1 0.38 0.50 0.015 0.020 D 24.80 0.976 E 8.80 0.346 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.10 0.280 I 5.10 0.201 L 3.30 0.130 Z 1.27 0.050 L6204 8/10 |