| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L602 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L602 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() 4/5 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.254 0.010 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.46 0.018 b1 0.25 0.010 D 23.24 0.915 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 20.32 0.800 F 7.1 0.280 I 3.93 0.155 L 3.3 0.130 Z 1.27 1.59 0.050 0.063 DIP18 PACKAGE MECHANICAL DATA L601-L602-L603-L604 |