| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M3G055-CF Fiches technique(PDF) 1 Page - ebm-papst |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M3G055-CF Fiches technique(HTML) 1 Page - ebm-papst |
|
1 / 5 page ![]() EC centrifugal fan forward curved, dual inlet with housing (flange) D3G133-BF03-06 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com Limited partnership · Headquarters Mulfingen County court Stuttgart · HRA 590344 General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen County court Stuttgart · HRB 590142 Nominal data Type D3G133-BF03-06 Motor M3G055-CF Phase 1~ Nominal voltage VAC 230 Nominal voltage range VAC 195 .. 253 Frequency Hz 50/60 Type of data definition fa Speed min-1 1260 Power input W 86 Current draw A 0.64 Min. ambient temperature °C -25 Max. ambient temperature °C +40 ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Running at free air · cs = Customer specs · cu = Customer unit Subject to alterations Item no. 50120-5-9980 · Revision 76342 · Release 2013-03-21 · Page 1 / 5 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com |
Numéro de pièce similaire - M3G055-CF |
|
Description similaire - M3G055-CF |