| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LS1240A Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS1240A Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 7 page ![]() SO8 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.25 0.004 0.010 a2 1.65 0.065 a3 0.65 0.85 0.026 0.033 b 0.35 0.48 0.014 0.019 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.25 0.5 0.010 0.020 c1 45 ° (typ.) D (1) 4.8 5.0 0.189 0.197 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 3.81 0.150 F (1) 3.8 4.0 0.15 0.157 L 0.4 1.27 0.016 0.050 M 0.6 0.024 S 8 ° (max.) LS1240A 6/7 |