| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SDR10EZPF1000 Fiches technique(PDF) 4 Page - Rohm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SDR10EZPF1000 Fiches technique(HTML) 4 Page - Rohm |
|
4 / 7 page ![]() SDR series Datasheet ● ● Tape dimensions (Unit : mm) ■ Paper tape Part No. W F E A0 B0 SDR03 8.0±0.3 3.5±0.05 1.75±0.1 1.1±0.1 1.9±0.1 SDR10 8.0±0.3 3.5±0.05 1.75±0.1 1.65 +0.2 -0.1 2.4 +0.2 -0.1 Part No. D0 P0 P1 P2 T2 SDR03 Φ1.5 +0.1 0 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 MAX1.1 SDR10 Φ1.5 +0.1 0 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 MAX1.1 ● ● Reel dimensions Using two kinds of reels for taping. (Unit : mm) Part No. A B C D SDR03 Φ180 0 -1.5 Φ60 +1.0 0 9 +1.0 0 Φ13±0.2 SDR10 www.rohm.com © 2020 ROHMCo., Ltd. All rights reserved. 4/4 2020.07 - Rev.C |