| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M5423/02-01 Fiches technique(PDF) 2 Page - APM Hexseal Corporation All Rights Reserved |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5423/02-01 Fiches technique(HTML) 2 Page - APM Hexseal Corporation All Rights Reserved |
|
2 / 21 page ![]() 2 www.apmhexseal.com 800.498.9034 Why Hostile Switch Environments Need Protection . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Typical Applications – Features & Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Cross References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6 N.S.N. Series to APM P/N & Military Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Anatomy of a Hermetic Sealing Boot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 Performance Levels to Choose From. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Technical References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9 Toggle Switch Boots Specifications & Selection (Full & Half) . . . . . . . 10 Armored Toggle Switch Boots ( Full). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 EMI/RFI Shielded Toggle Switch Boots (Full) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Back-of-Panel Mounted Toggle Switch Boots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pushbutton Switch Boots (Full) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13 Armored Pushbutton Switch Boots (Full). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 EMI/RFI Shielded Pushbutton Boots (Full) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Back-of-Panel Mounted Pushbutton Switch Boots . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Indicator & Illuminated Pushbutton Switch Boots. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2-Way Radio Handset Switch Boots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rotary-Shaft Seals for Switches & Potentiometers . . . . . . . . . . . . . . . . 15 EMI/RFI Shielded Rotary-Seals for Switches & Potentiometers . . . . . . 15 Locking Rotary-Shaft Seals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sealed Switches Bushing Sealing Washers* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rocker Switch Boots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Economy Switch Boots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Installation Instructions – Bushing Adaptors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Metric Size Boots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 IQ Series Toggle Switch Boots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 *Designed Specifically to Protect Mounting Hole Seal Integrity of Hermetically Sealed Switches © APM Hexseal Corp. 2009 Table of Contents Circuit Breaker Boots – See Catalog CB200 Matching Colors Available Armored Versions EMI/RFI Suppression Versions |