| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L2722 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L2722 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 10 page ![]() POWERDIP 16 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.85 1.40 0.033 0.055 b 0.50 0.020 b1 0.38 0.50 0.015 0.020 D 20.0 0.787 E 8.80 0.346 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.10 0.280 I 5.10 0.201 L 3.30 0.130 Z 1.27 0.050 L2720/2/4 7/10 |