| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
975 Fiches technique(PDF) 2 Page - Koelner Rawlplug IP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
975 Fiches technique(HTML) 2 Page - Koelner Rawlplug IP |
|
2 / 2 page ![]() WIRE PRODUCTS www.rawlplug.com 2 Product information Size Product Code Length L [mm] M5 975-05-1M-OC 1000 M6 975-06-1M-OC 1000 975-06-2M-OC 2000 M8 975-08-1M-OC 1000 975-08-2M-OC 2000 M10 975-10-1M-OC 1000 975-10-2M-OC 2000 M12 975-12-1M-OC 1000 975-12-2M-OC 2000 M14 975-14-1M-OC 1000 975-14-2M-OC 2000 M16 975-16-1M-OC 1000 975-16-2M-OC 2000 M20 975-20-1M-OC 1000 975-20-2M-OC 2000 Product commercial data Product Code Length [mm] Quantity [pcs] Weight [kg] Bar Codes Box Outer Pallet Box Outer Pallet 975-05-1M-OC 1000 50 50 7500 5.6 5.6 871.5 5906675100142 975-06-1M-OC 1000 50 50 5000 7.0 7.0 734.0 5906675100548 975-06-2M-OC 2000 25 25 2600 4.0 4.0 446.0 5906675100746 975-08-1M-OC 1000 50 50 3000 12.5 12.5 777.0 5906675100944 975-08-2M-OC 2000 25 25 1500 14.7 14.7 912.0 5906675101149 975-10-1M-OC 1000 25 25 2000 9.6 9.6 797.2 5906675101347 975-10-2M-OC 2000 25 25 1000 23.4 23.4 966.0 5906675101644 975-12-1M-OC 1000 20 20 1300 12.0 12.0 808.6 5906675101842 975-12-2M-OC 2000 20 20 560 27.7 27.7 805.6 5906675102146 975-14-1M-OC 1000 20 20 1000 14.5 14.5 754.3 5906675102344 975-14-2M-OC 2000 10 10 450 19.2 19.2 894.0 5906675100043 975-16-1M-OC 1000 10 10 700 11.3 11.3 820.1 5906675102740 975-16-2M-OC 2000 10 10 350 26.0 26.0 940.0 5906675103044 975-20-1M-OC 1000 10 10 350 17.9 17.9 655.6 5906675103549 975-20-2M-OC 2000 5 5 240 18.0 18.0 894.0 5906675103846 |