| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCC4071 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCC4071 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 11 page ![]() DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T amb =25°C, CL = 50pF, RL = 200kΩ, typical temperature coefficient for all VDD = 0.3%/°C values , all input rise and fall time = 20ns) Val ue Symbol Parameter Test Conditions V DD (V) Min. Typ. Max. Unit t PHL Propagation Delay Time 5 125 250 ns 10 60 120 15 45 90 t PLH Propagation Delay Time 5 175 350 ns 70 50 140 15 50 140 t THL,tTLH Transition Time 5 100 200 ns 10 50 100 15 40 80 TEST CIRCUITS Quiescent Device Current. Input Voltage. Input Leakage Current. HCC/HFC4071B/72B/75B 6/11 |