| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCF4532 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCF4532 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 15 page ![]() LOGIC DIAGRAM TRUTH TABLE Input Output E I D7 D6 D 5 D4 D3 D 2 D1 D0 G S Q 2 Q 1 Q 0 E O 0 1 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 X 1 0 0 X X 1 0 X X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 0 0 X X 1 0 X X X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 X ≡ Don’t Care Logic 1 ≡ High Logic 0 ≡ Low HCC/HCF4532B 3/15 |