| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCC4066 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCC4066 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() Ceramic DIP14/1 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 20 0.787 B 7.0 0.276 D 3.3 0.130 E 0.38 0.015 e3 15.24 0.600 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 H 1.17 1.52 0.046 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 1.52 2.54 0.060 0.100 N 10.3 0.406 P 7.8 8.05 0.307 0.317 Q 5.08 0.200 P053C HCC/HCF4066B 8/11 |