| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H533CEK7 Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H533CEK7 Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 231 page ![]() DS14539 Rev 1 5/231 STM32H533xx Contents 3.33.5 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.33.6 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.33.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.34 Real-time clock (RTC), tamper and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.34.1 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.34.2 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.35 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.36 Improved inter-integrated circuit (I3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.37 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) and low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.37.1 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.37.2 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . 54 3.38 Serial peripheral interface (SPI) / inter-integrated sound interfaces (I2S) 56 3.39 Secure digital input/output and MultiMediaCards interface (SDMMC) . . . 57 3.40 Controller area network (FDCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.41 USB full speed (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.42 USB Type-C / USB Power Delivery controller (UCPD) . . . . . . . . . . . . . . 59 3.43 High-definition multimedia interface (HDMI) - consumer electronics control (CEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.44 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.44.1 Serial-wire/JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.44.2 Embedded Trace Macrocell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4 Pinout, pin description and alternate function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.1 Pinout/ballout schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.3 Alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.1 Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.1.1 Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.1.2 Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.1.3 Typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.1.4 Loading capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 |