| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H533CEI7 Fiches technique(PDF) 94 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H533CEI7 Fiches technique(HTML) 94 Page - STMicroelectronics |
|
94 / 231 page ![]() PF0 - - - - FMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - - - - FMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - - - - FMC_A2 - - EVENTOUT PF3 - - - - FMC_A3 - - EVENTOUT PF4 - - - - FMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - - - - FMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - - OCTOSPI1_IO3 - - - - EVENTOUT PF7 - - OCTOSPI1_IO2 - - - - EVENTOUT PF8 - - OCTOSPI1_IO0 - - - - EVENTOUT PF9 - - OCTOSPI1_IO1 - - - - EVENTOUT PF10 - OCTOSPI1_CLK - - - DCMI_D11/PSSI_D11 - EVENTOUT PF11 - OCTOSPI1_NCLK - - - DCMI_D12/PSSI_D12 - EVENTOUT PF12 - - - - FMC_A6 - - EVENTOUT PF13 - - - - FMC_A7 - - EVENTOUT PF14 - - - - FMC_A8 - - EVENTOUT PF15 - - - - FMC_A9 - - EVENTOUT Table 16. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/S DMMC1/UA RT4/5 FDCAN1/2/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/ I2C3/I3C2/OCTOSPI CRS/FMC[NAND1 6)/I3C2/OCTOSPI/ SDMMC1/USB_ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/SDM MC1/USB_PD FMC[NAND16)/FMC [NORmux)/FMC[NO R_RAM)/SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16 )/FMC[NORmux)/FM C[NOR_RAM) TIM2/UART 5/USART6 SYS |