| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
DP024 Fiches technique(PDF) 4 Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP024 Fiches technique(HTML) 4 Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd |
|
4 / 7 page ![]() DP024 单段式线性 LED 驱动芯片 第 4 页 功能描述 DP024 是一款高精度线性LED 驱动芯片,采用 单段式线性架构,并且没有EMI 的问题。系统外围无需 电感或变压器等磁性元件,整个系统结构简单,成本低。 启动电压(OUT) DP024 工作电压由 OUT 引脚提供。当 OUT 引 脚电压高于 GND 至芯片开启电压时,DP024 开始工 作,实现恒流控制。 恒流驱动(OUT,REXT) 芯片可以通过REXT电阻精确设定LED输出电流。 ) ( ) ( mA R 600mV I EXT LED 过热调节功能 DP024 具有过热调节功能,在芯 片过热时 (>135 ℃ typ.)会逐渐减小输出电流,从而控制输出功 率和温升,使芯片温度保持在恒定值,以提高系统的可 靠性。过热降电流时输出电流最多减少到设定输出电流 的八分之一左右。系统会不断检测芯片温度,当芯片温 度降到 135 ℃(typ.)以下时,系统电流恢复正常。 深圳市德普微电子有限公司 www.depuw.com REV 1.1 |