| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ICS858020 Fiches technique(PDF) 14 Page - Integrated Device Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS858020 Fiches technique(HTML) 14 Page - Integrated Device Technology |
|
14 / 14 page ![]() 858020AK 14 REV. A DECEMBER 10, 2007 ICS858020 LOW SKEW, 1-TO-4 DIFFERENTIAL-TO-CML FANOUT BUFFER T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e De t a D A6 T2 1 . e b u T o t y a r T m o r f g n i g a k c a P g n i p p i h S t c e r r o c - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 6 0 / 7 1 / 3 A6 T2 1 . A 0 2 0 o t A 0 2 8 m o r f g n i k r a m d e t c e r r o c - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 6 0 / 4 2 / 4 A 6 T 0 1 2 1 3 1 d e d d A . n o i t c e s h t a P e s a e l e R l a m r e h T D A P E N F Q F V . e n il t u o e g a k c a p N F Q F V d e t a d p U . g n i k r a m e e r F - d a e L d e d d a - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 7 0 / 0 1 / 2 1 |