| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCF4093 Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCF4093 Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 13 page ![]() Package information HCF4093 10/13 DocID2068 Rev 4 4.1 SO14 package information Figure 5. SO14 package mechanical drawing Table 8. SO14 package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.75 0.068 a1 0.1 0.2 0.003 0.007 a2 1.65 0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C0.5 0.019 c1 45 ° 45 ° D 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M 0.68 0.026 S8 ° 8 ° |