| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP5907 Fiches technique(PDF) 30 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP5907 Fiches technique(HTML) 30 Page - Texas Instruments |
|
30 / 50 page ![]() PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 7-Sep-2025 Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LP5907MFX-2.85/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-2.9/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.0/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.0/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.0/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.1/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.1/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.1/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.2/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.2/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.2/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.3/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.3/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-3.3/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907MFX-4.5/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 178.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 LP5907SNX-1.2/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-1.8/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 9.5 1.16 1.16 0.63 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-1.8/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-1.9 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.2/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.5/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.7/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.75 X2SON DQN 4 3000 180.0 9.5 1.16 1.16 0.63 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.75 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.8/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.85/G4 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.85/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-2.9/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-3.0/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 9.5 1.16 1.16 0.63 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-3.1/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-3.2/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-3.3/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-3.3/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 9.5 1.16 1.16 0.63 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-4.0/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX-4.5/NOPB X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX1.2NOPBG4 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX1.8NOPBG4 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX2.2NOPBG4 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX2.5NOPBG4 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX2.7NOPBG4 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 LP5907SNX2.8NOPBG4 X2SON DQN 4 3000 180.0 8.4 1.16 1.16 0.5 4.0 8.0 Q2 Pack Materials-Page 2 |