| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M74HC42 Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC42 Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 12 page ![]() Package information M74HC42 10/12 DocID1973 Rev 2 Figure 6. SO-16 package outline Table 9. SO-16 package mechanical data Symbol Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.75 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 A2 1.25 0.049 b 0.31 0.51 0.012 0.020 c 0.17 0.25 0.007 0.010 D 9.80 9.90 10.00 0.386 0.390 0.394 E 5.80 6.00 6.20 0.228 0.236 0.244 E1 3.80 3.90 4.00 0.150 0.154 0.157 e 1.27 0.050 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 k 08 ccc 0.10 0.004 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |