| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M41TC8025 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41TC8025 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 41 page ![]() Contents M41TC8025 2/41 DocID022873 Rev 4 Contents 1 Device overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1 Overview of functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.1 User interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.2 Temperature-compensated clock and calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.3 Programmable clock output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.4 Fixed-cycle timer interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.5 Time update interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1.6 Alarm interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2 Two-wire I2C bus characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2.1 Bus not busy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2.2 Start data transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2.3 Stop data transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2.4 Data valid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2.5 Acknowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.6 READ mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2.7 WRITE mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2.8 I2C timeout function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3 Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.4 Clock and calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4.1 Clock registers configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4.2 Calendar registers configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4.3 Clock reset function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4.4 Temperature compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.5 Programmable frequency output on FOUT pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.6 Fixed-cycle timer interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.6.1 Related registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.6.2 Fixed-cycle timer interrupt interval configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.6.3 Time error in fixed-cycle timer interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.6.4 Starting the fixed-cycle timer interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6.5 Stopping the fixed-cycle timer interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6.6 Example operation of the fixed-cycle timer interrupt . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.7 Time update interrupt function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |