| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
07R2513 Fiches technique(PDF) 2 Page - Elma Electronic Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
07R2513 Fiches technique(HTML) 2 Page - Elma Electronic Ltd |
|
2 / 7 page ![]() www.elma.com 06|20 2|7 Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung SELECTOR SWITCH 07R DATASHEET Dimensions and pin assignment SWITCH DESIGN AND PIN ASSIGNMENT HORIZONTAL, WITH SHAFT, WITH THREADED BUSHING VERTICAL, WITH SHAFT, WITH THREADED BUSHING Dimensions in mm Tolerances according to DIN ISO 2768-1 (m), unless otherwise specified HORIZONTAL, WITH SHAFT, WITHOUT THREADED BUSHING HORIZONTAL, SCREWDRIVER WITH BEZEL HORIZONTAL, WITH SHAFT, WITHOUT THREADED BUSHING VERTICAL, SCREWDRIVER WITHOUT BEZEL Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Horizontal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Horizontal, Schraubendreher Frontplattenversion Horizontal, mit Achse, mit Zentralbefestigung Vertikal, mit Achse, ohne Zentralbefestigung Vertikal, Schraubendreherversion Vertikal, mit Achse, mit Zentralbefestigung |