Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L9663-TR Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No de pièce L9663-TR
Description  Automotive PSI5 Transceiver IC
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9663-TR Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  L9663-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9663-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 106 page
background image
DS11401 Rev 6
5/106
L9663
List of figures
5
List of figures
Figure 1.
Simplified block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
VQFPN28 pins connection diagram (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 3.
TQFP32 pins connection diagram (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 4.
Detailed block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 5.
Supply line model for PSI5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 6.
Power-up sequence of transceiver IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 7.
Internal power supply and reset generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 8.
Input structure of supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 9.
VAS application diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 10.
Block diagram Transceiver 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 11.
Internal oscillator vs external clock frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 12.
FLL clock error detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 13.
Block diagram of incoming data buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 14.
PSI5 v1.3 frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 15.
PSI5 v2.0 frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 16.
Sensor buffer in synchronous mode diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 17.
Sensor buffer in asynchronous mode diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 18.
Block diagram with interrupt pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 19.
Timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 20.
ECU to sensor communication diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 21.
Short (in case 1 µs < tw < 5 µs) Sync Pulse trigger, compliant to PSI5 standard . . . . . . . . 38
Figure 22.
Timing for PSIx under voltage detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 23.
Timing for PSIx reverse voltage detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 24.
Timing for VAS under voltage detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 25.
Timing for sync pulse voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Figure 26.
SPI interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Figure 27.
Operation on internal register (with upstream data buffer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Figure 28.
Init data reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Figure 29.
Sensor data reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 30.
Sync generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 31.
SPI communication timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 32.
TQFP32 (7x7x1.0 mm exp. pad down) package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Figure 33.
VFQFPN-28 (5x5x1.0 mm) package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More