| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BYW51F Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BYW51F Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 9 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) BYW51/F/G/FP/R-200 8/9 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220FPAB REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.018 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.70 0.045 0.067 F2 1.15 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.20 0.195 0.205 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.4 0.393 0.409 L2 16 Typ. 0.63 Typ. L3 28.6 30.6 1.126 1.205 L4 9.8 10.6 0.386 0.417 L5 2.9 3.6 0.114 0.142 L6 15.9 16.4 0.626 0.646 L7 9.00 9.30 0.354 0.366 Dia. 3.00 3.20 0.118 0.126 H L3 L2 L4 L6 G G1 F F1 L5 D E L7 A B Dia F2 PACKAGE MECHANICAL DATA ISOWATT220AB (JEDEC compatible) REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 B 2.50 2.70 0.098 0.106 D 2.50 2.75 0.098 0.108 E 0.40 0.70 0.016 0.028 F 0.75 1.00 0.030 0.039 F1 1.15 1.70 0.045 0.067 F2 1.15 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.20 0.195 0.205 G1 2.40 2.70 0.094 0.106 H 10.00 10.40 0.394 0.409 L2 16.00 typ. 0.630 typ. L3 28.60 30.60 1.125 1.205 L4 9.80 10.60 0.386 0.417 L6 15.90 16.40 0.626 0.646 L7 9.00 9.30 0.354 0.366 Diam 3.00 3.20 0.118 0.126 |