Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MB85RS2MTY Fiches technique(PDF) 19 Page - RAMXEED LIMITED

No de pièce MB85RS2MTY
Description  2M (256 K X 8) Bit SPI
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Site Internet  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED

MB85RS2MTY Fiches technique(HTML) 19 Page - RAMXEED LIMITED

Back Button MB85RS2MTY Datasheet HTML 15Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 16Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 17Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 18Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 19Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 20Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 21Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 22Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTY Datasheet HTML 23Page - RAMXEED LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 38 page
background image
MB85RS2MTY(AEC-Q100 Compliant)
DS501-00061-3v1-E
19
AC Load Equivalent Circuit
3. Pin Capacitance
Parameter
Symbol
Condition
Value
Unit
Min
Max
Output capacitance
CO
VDD  3.3 V,
VIN  VOUT  0 V to VDD,
f  1 MHz, TA  +25 C
8
pF
Input capacitance
CI
6
pF
30 pF
Output
VDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com