| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PBAR1 Fiches technique(PDF) 4 Page - APEM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PBAR1 Fiches technique(HTML) 4 Page - APEM |
|
4 / 5 page ![]() ATEX approved piezo switches PBA series Ø16 (.630) BUSHING - NON-ILLUMINATED FICHIER: CPBAATEX-P21 le 16/01/09 ECHELLE: 0.7 indice A CPBAATEX1-A CPBAATEX2-A CPBAATEX3-A 3.00 (.118) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 (.250 x .031) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 AWG24 Ø22.00x1.00 SI (.866DIAx1.00 IS) AWG24 20.00 (.787) (.197) (.118) (.768) 5.00 19.50 3.00 (.748DIAx1.00 IS) Ø19.00x1.00 SI Ø13.50 (.531DIA) (.047) 1.20 1.20 (.047) Ø13.50 (.531DIA) (.177) 4.50 (.197) 5.00 AWG24 Ø16.00x1.00 SI (.630DIAx1.00 IS) (.787) 20.00 FICHIER: CPBAATEX-P21 le 16/01/09 ECHELLE: 0.7 indice A CPBAATEX1-A CPBAATEX2-A CPBAATEX3-A 3.00 (.118) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 (.250 x .031) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 AWG24 Ø22.00x1.00 SI (.866DIAx1.00 IS) AWG24 20.00 (.787) (.197) (.118) (.768) 5.00 19.50 3.00 (.748DIAx1.00 IS) Ø19.00x1.00 SI Ø13.50 (.531DIA) (.047) 1.20 1.20 (.047) Ø13.50 (.531DIA) (.177) 4.50 (.197) 5.00 AWG24 Ø16.00x1.00 SI (.630DIAx1.00 IS) (.787) 20.00 PBAR1AFB000MX PBAR5AFB000MX Ø16 (.630) BUSHING - WITH ILLUMINATED RING Ø19 (.748) BUSHING - WITH ILLUMINATED RING PBAR9AFB000AX PBAR1AFB000A•X Ø19 (.748) BUSHING - NON-ILLUMINATED PBAR9AFB000MX 4 |