| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS419 Fiches technique(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS419 Fiches technique(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 42 page ![]() 6.1 MiniSO-8 mechanical data Table 9. MiniSO-8 mechanical data Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.1 0.043 A1 0.05 0.10 0.15 0.002 0.004 0.005 A2 0.78 0.86 0.94 0.031 0.031 0.037 b 0.25 0.33 0.4Q 0.010 0.13 0.013 c 0.13 0.16 0.23 0.005 0.007 0.009 D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 E 4.75 4.90 5.05 0.187 0.193 0.199 E1 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 e 0.65 0.026 K 0° 6° 0° 6° L 0.40 0.55 0.70 0.016 0.022 0.028 L1 0.10 0.004 Figure 99. MiniSO-8 drawing TS419, TS421 Package information DS3048 - Rev 7 page 34/42 |