| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS2012IQT Fiches technique(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS2012IQT Fiches technique(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 29 page ![]() DocID14236 Rev 2 27/29 TS2012 Package information 29 Figure 48. QFN20 footprint recommendation Table 10. QFN20 package mechanical data Ref Dimensions in mm Dimensions in inches Min Typ Max Min Typ Max A 0.8 0.9 1 0.031 0.035 0.039 A1 0.02 0.05 0.001 0.002 A2 0.65 1 0.026 0.039 A3 0.25 0.010 b 0.18 0.23 0.3 0.007 0.009 0.012 D 3.85 4 4.15 0.152 0.157 0.163 D2 2.6 0.102 E 3.85 4 4.15 0.152 0.157 0.163 E2 2.6 0.102 e 0.45 0.5 0.55 0.018 0.020 0.022 L 0.3 0.4 0.5 0.012 0.016 0.020 ddd 0.08 0.003 Table 11. QFN20 footprint data Ref. Dimensions in mm Dimensions in inches A 4.55 0.179 B C 0.50 0.020 D 0.35 0.014 E 0.65 0.026 F 2.45 0.096 G 0.40 0.016 |