| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
064 Fiches technique(PDF) 1 Page - Pro-Power |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
064 Fiches technique(HTML) 1 Page - Pro-Power |
|
1 / 2 page ![]() Wire Page 1 01/02/08 V1.0 Specifications Dimensions : Millimetres Secondary Insulation Colour Primary Insulation Material Voltage Rating (V ac) Core- earth/core- core Voltage Rating (V) Current Rating (A) Conductor Area CSA (mm2) External Diameter Conductor Make-up Reel Length (m) Part Number Blue - - - - 1.5 - 30/0.25 100 0431 White - - - - - 0441 Green - - - - 2.5 - 50/0.25 0491 White - - - - - 0501 - - - - 4 - 56/0.3 0531 Blue - - - - - 0541 White - - - - 6 - 84/0.3 0581 PVC 1000 600 68 10 7.6 80/0.4 063 Blue 064 White 91 16 8.8 126/0.4 068 120 25 11 196/0.4 073 Blue 074 White 22 1.5 3.7 30/0.25 099 |
Numéro de pièce similaire - 064 |
|
Description similaire - 064 |