| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
450P Fiches technique(PDF) 3 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
450P Fiches technique(HTML) 3 Page - Lapp. |
|
3 / 3 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) ÖLFLEX® 450 P 0012101 2 X 1 8 19.2 82 0012102 3 G 1 8.4 29 89 0012202 3 G 1.5 9.3 43 120 00122033 4 G 1.5 10.1 58 160 00122043 5 G 1.5 10.9 72 179 0012302 3 G 2.5 10.8 72 186 00123043 5 G 2.5 13.6 120 283 |