| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT6019 Fiches technique(PDF) 95 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6019 Fiches technique(HTML) 95 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
95 / 161 page ![]() HT6X1X 用户手册 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page95 of 161 Rev1.9 VCC VLCD VLCD1 VLCD2 VLCD3 RLCD RLCD RLCD VRSEL[3:0] Rseg Rseg Rseg Rcom Rcom Rcom Rcom LCD Display SEG1 SEG2 SEG40 COM0 COM1 COM2 COM3 VR RLCD Contrast Control VLCD4 Bias Control BIASCTL LCD 的显示数据放在寄存器 LCD_BUF 中,用于控制 LCD segment 的开关。当将某一段对应的 SEG 和 COM 都为 1 时,该段就会被点亮;否则不被点亮。 在不需要 LCD 显示时,LCD_EN(CLKCTRL0.1)写为 0 ,可以关闭 LCD 单元。LCD 关闭后,所有的 SEG 和 COM 都输出高电平,内部电阻分压网络以及模拟电路被关闭,LCD 单元的时钟也被关闭。 11.4 输出波形 LCD 输出波形的 Duty,取决于需要的 COM 数,提供三种 Duty: DUTY[1:0]=00:1/4 duty――COM0、COM1、COM2、COM3 被使用 DUTY[1:0]=01:1/6 duty――COM0 到 COM5 都被使用 DUTY[1:0]=1x:1/8 duty――COM0 到 COM7 都被使用 LCD 驱动电压: LCD 电压来自 VLCD,VLCD≤VCC。VLCD1、VLCD2 和 VLCD3 是 LCD 输出波形的内部偏置电压。 • VLCD=VCC-Vbias |