| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BD336 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BD336 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 4 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 7.4 7.8 0.291 0.307 B 10.5 10.8 0.413 0.444 b 0.7 0.9 0.028 0.035 b1 0.49 0.75 0.019 0.030 C 2.4 2.7 0.04 0.106 c1 1.0 1.3 0.039 0.05 D 15.4 16 0.606 0.629 e 2.2 0.087 e3 4.15 4.65 0.163 0.183 F 3.8 0.150 H 2.54 0.100 H2 2.15 0.084 A e3 e b1 c1 C b H2 P032A SOT-82 MECHANICAL DATA BD336 3/4 |