| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
267PIP Fiches technique(PDF) 1 Page - Wiha Tools |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
267PIP Fiches technique(HTML) 1 Page - Wiha Tools |
|
|
1 / 1 page ![]() 152 152 Which drives are used for each individual product? Page 304 Fine screwdriver PicoFinish Slotted 260P Order-No. 42381 0,8 40 2 134 9 10 42382 1,0 40 2 134 9 10 42383 1,2 40 2 134 9 10 42384 1,5 40 2 134 9 10 42385 1,5 60 2 154 9 10 42386 1,8 40 2 134 9 10 42387 1,8 60 2 154 9 10 42388 2,0 40 2 140 18 10 42389 2,0 60 2 160 18 10 42390 2,0 100 2 200 18 10 42391 2,5 50 2,5 150 18 10 42392 2,5 75 2,5 175 18 10 42393 2,5 100 2,5 200 18 10 42394 3,0 50 3 150 18 10 42395 3,0 100 3 200 18 10 42397 3,5 60 3,5 160 18 10 42398 4,0 60 4 160 18 10 42399 4,0 100 4 200 18 10 Phillips 261P Order-No. 42403 PH000 40 2 134 9 10 42402 PH00 40 2 134 9 10 42413 PH00 60 2 154 9 10 42401 PH0 50 3 150 18 10 42414 PH0 75 3 175 18 10 42415 PH1 60 4 160 18 10 42416 PH1 80 4 180 18 10 Pozidriv 262P Order-No. 42418 PZ0 50 3 150 18 10 42419 PZ1 60 4 160 18 10 TORX® MagicSpring® 267PR Order-No. 42501 T6 40 2,5 140 18 10 42502 T7 40 2,5 140 18 10 42503 T8 40 2,5 140 18 10 42504 T9 50 3 150 18 10 42505 T10 50 3 150 18 10 42506 T15 60 3,5 150 18 10 TORX® 267P Order-No. 42474 T1 40 2,5 134 9 10 42475 T2 40 2,5 134 9 10 42476 T3 40 2,5 134 9 10 42477 T4 40 2,5 134 9 10 42478 T5 40 2,5 134 9 10 42479 T6 40 2,5 140 18 10 42480 T7 40 2,5 140 18 10 42481 T8 40 2,5 140 18 10 42482 T9 50 3 150 18 10 42483 T10 50 3 150 18 10 42484 T15 60 3,5 160 18 10 42485 T20 60 4 160 18 10 TORX PLUS® 267PIP Order-No. 42486 4IP 40 2,5 134 9 10 42487 5IP 40 2,5 134 9 10 42488 6IP 40 2,5 140 18 10 42489 7IP 40 2,5 140 18 10 42490 8IP 40 2,5 140 18 10 42491 9IP 50 3 150 18 10 42492 10IP 50 3 150 18 10 42493 15IP 60 3,5 160 18 10 42494 20IP 60 4 160 18 10 Pentalobe 266P Order-No. 42464 PL1 40 2,5 134 9 10 42465 PL2 40 2,5 134 9 10 42466 PL3 40 2,5 134 9 10 42467 PL4 40 2,5 134 9 10 42468 PL5 40 2,5 134 9 10 42469 PL6 40 2,5 140 18 10 Y-type 266PY Order-No. 42470 0 40 2 134 9 10 |
Numéro de pièce similaire - 267PIP |
|
Description similaire - 267PIP |