| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BC847 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BC847 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 4 page ![]() DIM. mm mils MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.85 1.1 33.4 43.3 B 0.65 0.95 25.6 37.4 C 1.20 1.4 47.2 55.1 D 2.80 3 110.2 118 E 0.95 1.05 37.4 41.3 F 1.9 2.05 74.8 80.7 G 2.1 2.5 82.6 98.4 H 0.38 0.48 14.9 18.8 L 0.3 0.6 11.8 23.6 M 0 0.1 0 3.9 N 0.3 0.65 11.8 25.6 O 0.09 0.17 3.5 6.7 0044616/B SOT-23 MECHANICAL DATA BC847 3/4 |