| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LTG6SP Fiches technique(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTG6SP Fiches technique(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
6 / 17 page ![]() 2007-08-08 6 LB G6SP, LT G6SP Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 17 Luminous Intensity 1) page 17 IV (mcd) Lichtstrom 2) Seite 17 Luminous Flux 2) page 17 Φ V (mlm) V2 AA AB BA BB CA CB DA DB EA EB 900 … 1120 1120 … 1400 1400 … 1800 1800 … 2240 2240 … 2800 2800 … 3550 3550 … 4500 4500 … 5600 5600 … 7100 7100 … 9000 9000 … 11200 3000 (typ.) 3700 (typ.) 4800 (typ.) 6000 (typ.) 7600 (typ.) 9500 (typ.) 12000 (typ.) 15000 (typ.) 19000 (typ.) 24000 (typ.) 30000 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes a familiy group of onla a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: V2-3-4 Example: V2-3-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Durchlassspannungsgruppe Forward Voltage Group V2 3 5 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |