| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPLE10N81G2 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPLE10N81G2 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 7 page ![]() 2007-07-18 2 SPL E10N81G2 Grenzwerte Maximum Ratings Typ Type Anzahl Barren Bar count Wellenlänge Wavelength Bestellnummer Ordering Code SPL E10N81G2 10 808 nm Q65110A4153 Parameter Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit min. max. Ausgangsleistung Optical output power P max – 600 W Tastverhältnis Duty cycle dc – 100 % Kühlwassertemperatur 1) Coolant temperature 1) 1) Betauung des Moduls muss ausgeschlossen werden Prevent moisture on the module. T op 5 40 °C Kühlwasserdruck Coolant pressure p max – 4 bar |