| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F427NEY6 Fiches technique(PDF) 79 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F427NEY6 Fiches technique(HTML) 79 Page - STMicroelectronics |
|
79 / 231 page ![]() Port F PF8 - - - - - SPI5_ MISO SAI1_ SCK_B - - TIM13_CH1 - - FMC_ NIOWR -- EVEN TOUT PF9 - - - - - SPI5_ MOSI SAI1_ FS_B - - TIM14_CH1 - - FMC_CD - - EVEN TOUT PF10 - - - - - - - - - - - - FMC_INTR DCMI_ D11 LCD_DE EVEN TOUT PF11 - - - - - SPI5_ MOSI -- - - - - FMC_ SDNRAS DCMI_ D12 - EVEN TOUT PF12 - - - - - - - - - - - - FMC_A6 - - EVEN TOUT PF13 - - - - - - - - - - - - FMC_A7 - - EVEN TOUT PF14 - - - - - - - - - - - - FMC_A8 - - EVEN TOUT PF15 - - - - - - - - - - - - FMC_A9 - - EVEN TOUT Port G PG0 - - - - - - - - - - - - FMC_A10 - - EVEN TOUT PG1 - - - - - - - - - - - - FMC_A11 - - EVEN TOUT PG2 - - - - - - - - - - - - FMC_A12 - - EVEN TOUT PG3 - - - - - - - - - - - - FMC_A13 - - EVEN TOUT PG4 - - - - - - - - - - - - FMC_A14/ FMC_BA0 -- EVEN TOUT PG5 - - - - - - - - - - - - FMC_A15/ FMC_BA1 -- EVEN TOUT PG6 - - - - - - - - - - - - FMC_INT2 DCMI_ D12 LCD_R7 EVEN TOUT PG7 - - - - - - - - USART6_ CK -- - FMC_INT3 DCMI_ D13 LCD_ CLK EVEN TOUT PG8 - - - - - SPI6_ NSS -- USART6_ RTS -- ETH_PPS _OUT FMC_SDC LK -- EVEN TOUT Table 12. STM32F427xx and STM32F429xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/ 10/11 I2C1/ 2/3 SPI1/2/ 3/4/5/6 SPI2/3/ SAI1 SPI3/ USART1/ 2/3 USART6/ UART4/5/7 /8 CAN1/2/ TIM12/13/14 /LCD OTG2_HS /OTG1_ FS ETH FMC/SDIO /OTG2_FS DCMI LCD SYS |